công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SF1602PT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện SF1602PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  16.0 AMPS. Glass Passivated Super Fast Rectifiers
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

SF1602PT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  SF1602PT Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SF1602PT Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
- 287 -
FIG.6- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0
20
40
60
80
100
120
140
1000
0.1
1
10
100
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE. (%)
TJ=25 C
0
TJ=100 C
0
FIG.1- REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM
50
W
NONINDUCTIVE
1W
NON
INDUCTIVE
OSCILLOSCOPE
(NOTE 1)
PULSE
GENERATOR
(NOTE 2)
DUT
(+)
50Vdc
(approx)
(-)
NOTES: 1. Rise Time=7ns max. Input Impedance=
1 megohm 22pf
2. Rise Time=10ns max. Sourse Impedance=
50 ohms
(-)
(+)
10
W
NONINDUCTIVE
-1.0A
-0.25A
0
+0.5A
trr
1cm
SET TIME BASE FOR
5/ 10ns/ cm
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (SF1601PT THRU SF1606PT)
FIG.3- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT PER LEG
1
2
5
10
20
100
50
50
125
150
175
200
100
75
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
8.3ms Single Half Sine Wave
JEDEC Method
Tj=Tj max.
FIG.4- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE PER LEG
0.1
0.5
1
5
10
50
100
10
20
50
100
200
500
1000
REVERSE VOLTAGE. (V)
Tj=25 C
f=1MHz
Vsig=50mVp-p
o
FIG.2- MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING
CURVE
0
50
100
150
0
4
8
12
16
20
CASE TEMPERATURE. ( C)
o
FIG.5- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS PER LEG
0.4
0.6
0.8 1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0.2
0.1
1
0.4
0.2
10
2
4
20
100
40
FORWARD VOLTAGE. (V)
SF1601PT-04PT
SF1605PT-06PT
Pulse Width=300 s
2% Duty Cycle
TJ=75 C
0



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com