| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST16C550IP40 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - SYC Electronica |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST16C550IP40 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - SYC Electronica |
|
29 / 34 page ![]() ST16C550 29 Rev. 4.30 Receive ready timing in FIFO mode STOP BIT PARITY BIT DATA BITS (5-8) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 START BIT RX First byte that reaches the trigger level -RXRDY -IOR IOR T25d T26d X550-RX-3 Active Data Ready Active |