| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
480.080 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - France Joint |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
480.080 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - France Joint |
|
5 / 5 page ![]() Part number Rod diameter Ød1 f8/h9 Groove diameter ØD1 H9 Bore diameter ØD2 H11 Groove width L1 0/+0.20 Step width L2 min 480.250 250.00 258.80 254.00 6.00 3.00 480.260 260.00 272.20 264.50 8.40 4.00 480.270 270.00 282.20 274.50 8.40 4.00 480.280 280.00 292.20 284.50 8.40 4.00 480.290 290.00 302.20 294.50 8.40 4.00 480.300 300.00 312.20 304.50 8.40 4.00 480.310 310.00 322.20 314.50 8.40 4.00 480.320 320.00 332.20 324.50 8.40 4.00 480.330 330.00 342.20 334.50 8.40 4.00 480.340 340.00 352.20 344.50 8.40 4.00 480.350 350.00 362.20 354.50 8.40 4.00 480.360 360.00 372.20 364.50 8.40 4.00 480.370 370.00 382.20 374.50 8.40 4.00 480.380 380.00 392.20 384.50 8.40 4.00 480.390 390.00 402.20 394.50 8.40 4.00 480.400 400.00 412.20 404.50 8.40 4.00 480.450 450.00 466.00 455.20 11.00 4.00 480.500 500.00 516.00 505.20 11.00 4.00 The figures highlighted in bold correspond to the rod diameters in line with standard ISO 3320. Other intermediate sizes can be provided. FRANCE JOINT SAS Zone Artisanale Le Mortier - B.P. 50009 - Cugand - 85613 Montaigu Cedex - France Ph. +33 (0)2 51 42 13 76 - Fax +33 (0)2 51 43 61 14 - Email: contact@francejoint.fr - Website: www.francejoint.com HYDRAULIC SEALS | WIPER SEALS | BECA 480 |