| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
03C8T6 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
03C8T6 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - STMicroelectronics |
|
18 / 67 page ![]() Pin descriptions STM32F103xx 18/67 Table 3. Pin definitions Pins Pin name Main function(3) (after reset) Default alternate functions A3 - - 1 PE2/TRACECK I/O FT PE2 TRACECK B3 - - 2 PE3/TRACED0 I/O FT PE3 TRACED0 C3 - - 3 PE4/TRACED1 I/O FT PE4 TRACED1 D3 - - 4 PE5/TRACED2 I/O FT PE5 TRACED2 E3 - - 5 PE6/TRACED3 I/O FT PE6 TRACED3 B2 1 1 6 VBAT SVBAT A2 2 2 7 PC13-ANTI_TAMP(4) I/O PC13 ANTI_TAMP A1 3 3 8 PC14-OSC32_IN(4) I/O PC14-OSC32_IN B1 4 4 9 PC15-OSC32_OUT(4) I/O PC15-OSC32_OUT C2 - - 10 VSS_5 SVSS_5 D2 - - 11 VDD_5 SVDD_5 C1 5 5 12 OSC_IN I OSC_IN D1 6 6 13 OSC_OUT O OSC_OUT E1 7 7 14 NRST I/O NRST F1 - 8 15 PC0/ADC_IN10 I/O PC0 ADC_IN10 F2 - 9 16 PC1/ADC_IN11 I/O PC1 ADC_IN11 E2 - 10 17 PC2/ADC_IN12 I/O PC2 ADC_IN12 F3 - 11 18 PC3/ADC_IN13 I/O PC3 ADC_IN13 G1 8 12 19 VSSA SVSSA H1 - - 20 VREF- SVREF- J1 - - 21 VREF+ SVREF+ K1 9 13 22 VDDA SVDDA G2 10 14 23 PA0-WKUP/ USART2_CTS/ ADC_IN0/TIM2_CH1_ETR I/O PA0 WKUP/USART2_CTS(6)/AD C_IN0/ TIM2_CH1_ETR(6) H2 11 15 24 PA1/USART2_RTS/ ADC_IN1/TIM2_CH2 I/O PA1 USART2_RTS(6)/ ADC_IN1/ TIM2_CH2(6) J2 12 16 25 PA2/USART2_TX/ ADC_IN2/ TIM2_CH3 I/O PA2 USART2_TX(6)/ ADC_IN2/ TIM2_CH3(6) K2 13 17 26 PA3/USART2_RX/ ADC_IN3/TIM2_CH4 I/O PA3 USART2_RX(6)/ ADC_IN3/TIM2_CH4(6) E4 - 18 27 VSS_4 SVSS_4 F4 - 19 28 VDD_4 SVDD_4 |