| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F103V8 bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103V8 bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - STMicroelectronics |
|
59 / 67 page ![]() STM32F103xx Package characteristics 59/67 6 Package characteristics Figure 27. LFBGA100 - low profile fine pitch ball grid array package outline Table 42. LFBGA100 - low profile fine pitch ball grid array package mechanical data Dim. mm inches Min Typ Max Min Typ Max A 1.700 0.067 A1 0.270 0.011 A2 1.085 0.043 A3 0.30 0.012 A4 0.80 0.031 b 0.45 0.50 0.55 0.018 0.020 0.022 D 9.85 10.00 10.15 0.388 0.394 0.40 D1 7.20 0.283 E 9.85 10.00 10.15 0.388 0.394 0.40 E1 7.20 0.283 e 0.80 0.031 F 1.40 0.055 ddd 0.12 0.005 eee 0.15 0.006 fff 0.08 0.003 N (number of balls) 100 ai14396 A2 A4 A3 A1 A Seating plane B A1 corner index area (see note 5) (100 balls) Bottom view 123456789 10 F E1 E e A D D1 e F K J H G F E D C B A ddd C C eee fff CA B C M M ∅ ∅ b ∅ |