công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP4N150 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP4N150
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 1500V - 5廓 - 4A - TO-220/TO-247 Very high PowerMESH??Power MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP4N150 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button STP4N150_06 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP4N150_06 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP4N150_06 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP4N150_06 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP4N150_06 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP4N150_06 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP4N150_06 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP4N150_06 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP4N150_06 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 14 page
background image
Package mechanical data
STP4N150 - STW4N150
12/14
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.85
5.15
0.19
0.20
A1
2.20
2.60
0.086
0.102
b
1.0
1.40
0.039
0.055
b1
2.0
2.40
0.079
0.094
b2
3.0
3.40
0.118
0.134
c
0.40
0.80
0.015
0.03
D
19.85
20.15
0.781
0.793
E
15.45
15.75
0.608
0.620
e5.45
0.214
L
14.20
14.80
0.560
0.582
L1
3.70
4.30
0.14
0.17
L2
18.50
0.728
øP
3.55
3.65
0.140
0.143
øR
4.50
5.50
0.177
0.216
S5.50
0.216
TO-247 MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14