| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F103X8 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103X8 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 67 page ![]() STM32F103xx Pin descriptions 19/67 G3 14 20 29 PA4/SPI1_NSS/ USART2_CK/ADC_IN4 I/O PA4 SPI1_NSS(6)/ USART2_CK(6)/ ADC_IN4 H3 15 21 30 PA5/SPI1_SCK/ ADC_IN5 I/O PA5 SPI1_SCK(6)/ ADC_IN5 J3 16 22 31 PA6/SPI1_MISO/ ADC_IN6/TIM3_CH1 I/O PA6 SPI1_MISO(6)/ ADC_IN6/TIM3_CH1(6) K3 17 23 32 PA7/SPI1_MOSI/ ADC_IN7/TIM3_CH2 I/O PA7 SPI1_MOSI(6)/ ADC_IN7/TIM3_CH2(6) G4 - 24 33 PC4/ADC_IN14 I/O PC4 ADC_IN14 H4 - 25 34 PC5/ADC_IN15 I/O PC5 ADC_IN15 J4 18 26 35 PB0/ADC_IN8/ TIM3_CH3 I/O PB0 ADC_IN8/TIM3_CH3(6) K4 19 27 36 PB1/ADC_IN9/ TIM3_CH4 I/O PB1 ADC_IN9/TIM3_CH4(6) G5 20 28 37 PB2 / BOOT1 I/O FT PB2/BOOT1 H5 - - 38 PE7 I/O FT PE7 J5 - - 39 PE8 I/O FT PE8 K5 - - 40 PE9 I/O FT PE9 G6 - - 41 PE10 I/O FT PE10 H6 - - 42 PE11 I/O FT PE11 J6 - - 43 PE12 I/O FT PE12 K6 - - 44 PE13 I/O FT PE13 G7 - - 45 PE14 I/O FT PE14 H7 - - 46 PE15 I/O FT PE15 J7 21 29 47 PB10/I2C2_SCL/ USART3_TX I/O FT PB10 I2C2_SCL/USART3_TX(5)(6) K7 22 30 48 PB11/I2C2_SDA / USART3_RX I/O FT PB11 I2C2_SDA/ USART3_RX(5)(6) E7 23 31 49 VSS_1 SVSS_1 F7 24 32 50 VDD_1 SVDD_1 K8 25 33 51 PB12/SPI2_NSS / I2C2_SMBAl/ USART3_CK / TIM1_BKIN I/O FT PB12 SPI2_NSS(5) /I2C2_SMBAl(5)/ USART3_CK(5)(6)/ TIM1_BKIN(6) J8 26 34 52 PB13/SPI2_SCK / USART3_CTS / TIM1_CH1N I/O FT PB13 SPI2_SCK(5)/ USART3_CTS(5)(6)/ TIM1_CH1N (6) H8 27 35 53 PB14/SPI2_MISO / USART3_RTS / TIM1_CH2N I/O FT PB14 SPI2_MISO(5) /USART3_RTS(5)(6) TIM1_CH2N (6) Table 3. Pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Default alternate functions |