| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LM324B bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM324B bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - Texas Instruments |
|
44 / 64 page ![]() PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 25-Sep-2024 TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS Width (mm) H *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) LM124DR SOIC D 14 2500 350.0 350.0 43.0 LM224ADR SOIC D 14 2500 340.5 336.1 32.0 LM224ADR SOIC D 14 2500 356.0 356.0 35.0 LM224ADRG4 SOIC D 14 2500 340.5 336.1 32.0 LM224ADRG4 SOIC D 14 2500 356.0 356.0 35.0 LM224DR SOIC D 14 2500 356.0 356.0 35.0 LM224DRG4 SOIC D 14 2500 356.0 356.0 35.0 LM224KADR SOIC D 14 2500 356.0 356.0 35.0 LM224KDR SOIC D 14 2500 356.0 356.0 35.0 LM2902BAIPWR TSSOP PW 14 3000 356.0 356.0 35.0 LM2902BIPWR TSSOP PW 14 3000 356.0 356.0 35.0 LM2902DR SOIC D 14 2500 353.0 353.0 32.0 LM2902DRG4 SOIC D 14 2500 353.0 353.0 32.0 LM2902KAVQPWR TSSOP PW 14 2000 356.0 356.0 35.0 LM2902KAVQPWRG4 TSSOP PW 14 2000 367.0 367.0 35.0 LM2902KDR SOIC D 14 2500 356.0 356.0 35.0 LM2902KNSR SO NS 14 2000 356.0 356.0 35.0 LM2902KPWR TSSOP PW 14 2000 356.0 356.0 35.0 Pack Materials-Page 3 |