công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1017 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1017
Giải thích chi tiết về linh kiện  150 mA, Tiny CMOS LDO With Shutdown
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1017 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Microchip Technology

Back Button TC1017_V01 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology TC1017_V01 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC1017_V01 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC1017_V01 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1017_V01 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1017_V01 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC1017_V01 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC1017_V01 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC1017_V01 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
TC1017
DS20001813G-page 8
 2005-2023 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries
Note: Unless otherwise noted, VIN = VR + 1V, IL = 100 µA, CL = 1.0 µF, SHDN > VIH, TA = +25°C.
FIGURE 2-25:
Line Transient Response.
FIGURE 2-26:
Line Transient Response.
FIGURE 2-27:
Line Transient Response.
C
IN = 0 µF
C
OUT = 4.7 µF Ceramic
I
LOAD = 120 mA
V
OUT = 2.85V
V
IN = 3.85V to 4.85V
C
IN = 0 µF
C
OUT = 1 µF Ceramic
I
LOAD = 100 µA
V
OUT = 3.33V
V
IN = 4.3V to 5.3V
C
IN = 0 µF
C
OUT = 10 µF Ceramic
I
LOAD = 100 µA
V
OUT = 3.33V
V
IN = 4.3V to 5.3V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com