công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI74FCT3244Q bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI74FCT3244Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast CMOS 3.3V 8-Bit Buffer/Line Driver
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI74FCT3244Q bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI74FCT3244Q Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT3244Q Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT3244Q Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT3244Q Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT3244Q Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT3244Q Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT3244Q Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
PI74FCT3244
3.3V 8-Bit Buffer/Line Driver
6
PS7067I
06/20/06
Packaging Mechanical: 20-pin Narrow QSOP (Q)
.337
.344
.053
.069
.004
.010
SEATING
PLANE
.025
BSC
.007
.010
.228
.244
.150
.157
1
20
.016
.050
X.XX
X.XX
DENOTES DIMENSIONS
IN MILLIMETERS
0.635
8.56
8.74
1.35
1.75
5.79
6.19
0.41
1.27
0.101
0.254
.008
.012
0.203
0.305
3.81
3.99
0.178
0.254
.058
1.47
.015 x 45˚
0.38
REF
Detail A
Detail A
.008
0.20
MIN.
Guage Plane
.010
0.254
.041
1.04
REF
.016
.035
0.41
0.89
0˚-6˚
.008
.013
0.20
0.33
Packaging Mechanical: 20-pin SOIC (S)
SEATING
PLANE
.050
BSC
1
20
0-8˚
.2914
.2992
X.XX
X.XX
DENOTES CONTROLLING
DIMENSIONS IN MILLIMETERS
7.40
7.60
.496
.511
12.60
12.99
1.27
.0926
.1043
2.35
2.65
.394
.419
10.00
10.65
.0040
.0118
0.10
0.30
.013
.020
0.33
0.51
.010
.029
0.254
0.737
.0091
.0125
0.23
0.32
0.41
1.27
.016
.050
x 45˚
.020
.030
0.508
0.762
REF
06-0218



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com