| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
154.044 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - France Joint |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
154.044 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - France Joint |
|
5 / 6 page ![]() www.francejoint.com Part number Rod diameter Ød1 f8/h9 Groove diameter ØD1 H9 Groove width L1 0/+0.20 152.058 58.00 68.70 4.20 150.058 58.00 73.10 6.30 154.058 58.00 78.50 8.10 152.060 60.00 70.70 4.20 150.060 60.00 75.10 6.30 154.060 60.00 80.50 8.10 152.061 61.00 71.70 4.20 150.061 61.00 76.10 6.30 154.061 61.00 81.50 8.10 152.062 62.00 72.70 4.20 150.062 62.00 77.10 6.30 154.062 62.00 82.50 8.10 152.063 63.00 73.70 4.20 150.063 63.00 78.10 6.30 154.063 63.00 83.50 8.10 152.065 65.00 75.70 4.20 150.065 65.00 80.10 6.30 154.065 65.00 85.50 8.10 152.067 67.00 77.70 4.20 150.067 67.00 82.10 6.30 154.067 67.00 87.50 8.10 152.068 68.00 78.70 4.20 150.068 68.00 83.10 6.30 154.068 68.00 88.50 8.10 152.070 70.00 80.70 4.20 150.070 70.00 85.10 6.30 154.070 70.00 90.50 8.10 152.072 72.00 82.70 4.20 150.072 72.00 87.10 6.30 154.072 72.00 92.50 8.10 152.075 75.00 85.70 4.20 150.075 75.00 90.10 6.30 154.075 75.00 95.50 8.10 152.078 78.00 88.70 4.20 150.078 78.00 93.10 6.30 154.078 78.00 98.50 8.10 152.079 79.00 89.70 4.20 150.079 79.00 94.10 6.30 154.079 79.00 99.50 8.10 152.080 80.00 90.70 4.20 150.080 80.00 95.10 6.30 154.080 80.00 100.50 8.10 152.081 81.00 91.70 4.20 150.081 81.00 96.10 6.30 154.081 81.00 101.50 8.10 152.082 82.00 92.70 4.20 150.082 82.00 97.10 6.30 154.082 82.00 102.50 8.10 152.083 83.00 93.70 4.20 150.083 83.00 98.10 6.30 154.083 83.00 103.50 8.10 152.084 84.00 94.70 4.20 150.084 84.00 99.10 6.30 154.084 84.00 104.50 8.10 152.085 85.00 95.70 4.20 150.085 85.00 100.10 6.30 154.085 85.00 105.50 8.10 152.086 86.00 96.70 4.20 150.086 86.00 101.10 6.30 154.086 86.00 106.50 8.10 152.088 88.00 98.70 4.20 150.088 88.00 103.10 6.30 154.088 88.00 108.50 8.10 152.090 90.00 100.70 4.20 150.090 90.00 105.10 6.30 Part number Rod diameter Ød1 f8/h9 Groove diameter ØD1 H9 Groove width L1 0/+0.20 154.090 90.00 110.50 8.10 152.092 92.00 102.70 4.20 150.092 92.00 107.10 6.30 154.092 92.00 112.50 8.10 152.095 95.00 105.70 4.20 150.095 95.00 110.10 6.30 154.095 95.00 115.50 8.10 152.098 98.00 108.70 4.20 150.098 98.00 113.10 6.30 154.098 98.00 118.50 8.10 152.100 100.00 110.70 4.20 150.100 100.00 115.10 6.30 154.100 100.00 120.50 8.10 152.105 105.00 115.70 4.20 150.105 105.00 120.10 6.30 154.105 105.00 125.50 8.10 152.108 108.00 118.70 4.20 150.108 108.00 123.10 6.30 154.108 108.00 128.50 8.10 152.110 110.00 120.70 4.20 150.110 110.00 125.10 6.30 154.110 110.00 130.50 8.10 152.115 115.00 125.70 4.20 150.115 115.00 130.10 6.30 154.115 115.00 135.50 8.10 152.120 120.00 130.70 4.20 150.120 120.00 135.10 6.30 154.120 120.00 140.50 8.10 152.125 125.00 135.70 4.20 150.125 125.00 140.10 6.30 154.125 125.00 145.50 8.10 152.127 127.00 137.70 4.20 150.127 127.00 142.10 6.30 154.127 127.00 147.50 8.10 152.130 130.00 140.70 4.20 150.130 130.00 145.10 6.30 154.130 130.00 150.50 8.10 152.135 135.00 145.70 4.20 150.135 135.00 150.10 6.30 154.135 135.00 155.50 8.10 152.138 138.00 148.70 4.20 150.138 138.00 153.10 6.30 154.138 138.00 158.50 8.10 152.140 140.00 150.70 4.20 150.140 140.00 155.10 6.30 154.140 140.00 160.50 8.10 152.145 145.00 155.70 4.20 150.145 145.00 160.10 6.30 154.145 145.00 165.50 8.10 152.150 150.00 160.70 4.20 150.150 150.00 165.10 6.30 154.150 150.00 170.50 8.10 152.155 155.00 165.70 4.20 150.155 155.00 170.10 6.30 154.155 155.00 175.50 8.10 152.160 160.00 170.70 4.20 150.160 160.00 175.10 6.30 154.160 160.00 180.50 8.10 152.165 165.00 175.70 4.20 150.165 165.00 180.10 6.30 154.165 165.00 185.50 8.10 152.170 170.00 180.70 4.20 150.170 170.00 185.10 6.30 154.170 170.00 190.50 8.10 152.175 175.00 185.70 4.20 HYDRAULIC SEALS | ROD SEALS | BECA 150 - 152 - 154 |