công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B2M040120T bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - BASIC SEMICONDUCTOR

tên linh kiện B2M040120T
Giải thích chi tiết về linh kiện  SiC MOSFET
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BASICSEMI [BASIC SEMICONDUCTOR]
Trang chủ  https://www.basicsemi.com/
Logo BASICSEMI - BASIC SEMICONDUCTOR

B2M040120T bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - BASIC SEMICONDUCTOR

  B2M040120T Datasheet HTML 1Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M040120T Datasheet HTML 2Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M040120T Datasheet HTML 3Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M040120T Datasheet HTML 4Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M040120T Datasheet HTML 5Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M040120T Datasheet HTML 6Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M040120T Datasheet HTML 7Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M040120T Datasheet HTML 8Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M040120T Datasheet HTML 9Page - BASIC SEMICONDUCTOR Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
SiC MOSFET
3 / 13
www.basicsemi.com
Thermal Characteritics
Symbol
Parameter
Value
Unit
Min.
Typ.
Max.
0.56
K/W
Thermal Resistance from Junction to Case (per switch)
R
th(jc)
B2M040120T
Rev. 0.1
AC Characteristics
Gate Charge Characteristics
Symbol
Parameter
Test conditions
Value
Unit
Min.
Typ.
Max.
30
42
90
nC
nC
nC
Gate to Source Charge
Gate to Drain Charge
Total Gate Charge
Q
GS
Q
GD
Q
G
V
DS =800V
I
D
=40A
V
GS =-4/+18V
Symbol
Parameter
Test conditions
Value
Unit
Min.
Typ.
Max.
2100
115
6
1.6
pF
pF
pF
47
μJ
Ω
Input Capacitance
Output Capacitance
Reverse Transfer Capacitance
Internal Gate Resistance
C
iss
C
oss
C
rss
R
G(int)
V
GS=0V, VDS=800V
f =100kHz, V
AC=25mV
f =1MHz, V
AC=25mV
C
oss Stored Energy
E
oss
147
pF
Effective Output Capacitance,
Energy Related
C
O(ER)
V
GS=0V, 0V < VDS < 800V
215
pF
Effective Output Capacitance,
Time Related
C
O(TR)
V
GS=0V, 0V < VDS < 800V
Package Chracteristics
5.16
24.25
4
24
≥600
mm
mm
Basic isolation
Terminal to heatsink
Terminal to terminal
Terminal to heatsink
Terminal to terminal
ZTA
Internal isolation
Creep distance
Clearance
Comparative tracking index
d
Creep
CTI
d
Clearance
Symbol
Parameter
Value
Unit
Min.
Typ.
Max.
Test conditions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com