công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74HCS365DYYR bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74HCS365DYYR
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74HCS365 Hex Buffers and Line Drivers with 3-State Outputs and Schmitt-Trigger Inputs
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74HCS365DYYR bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button SN74HCS365DYYR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN74HCS365DYYR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN74HCS365DYYR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN74HCS365DYYR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74HCS365DYYR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74HCS365DYYR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74HCS365DYYR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74HCS365DYYR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN74HCS365DYYR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 28 page
background image
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
28-Oct-2024
TAPE AND REEL INFORMATION
Reel Width (W1)
REEL DIMENSIONS
A0
B0
K0
W
Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers
Dimension designed to accommodate the component width
TAPE DIMENSIONS
K0
P1
B0 W
A0
Cavity
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE
Pocket Quadrants
Sprocket Holes
Q1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
Q4
Q4
User Direction of Feed
P1
Reel
Diameter
*All dimensions are nominal
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
SN74HCS365DR
SOIC
D
16
2500
330.0
16.4
6.5
10.3
2.1
8.0
16.0
Q1
SN74HCS365DYYR
SOT-23-
THIN
DYY
16
3000
330.0
12.4
4.8
3.6
1.6
8.0
12.0
Q3
SN74HCS365PWR
TSSOP
PW
16
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
Pack Materials-Page 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com