công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC183CQEVB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SC183CQEVB
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5MHz, 2A Synchronous Step-Down Regulator
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC183CQEVB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Semtech Corporation

  SC183CQEVB Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation SC183CQEVB Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SC183CQEVB Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC183CQEVB Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC183CQEVB Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC183CQEVB Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC183CQEVB Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC183CQEVB Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC183CQEVB Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
SC183CQ
www.semtech.com
4
Electrical Characteristics (continued)
Parameter
Symbol
Conditions
Min
Typ
Max
Units
CTLx Input High Threshold
V
EN_HI
1.6
V
CTLx Input Low Threshold
V
EN_LO
0.4
V
V
OUT Over Voltage Protection
V
OVP
110
115
120
%
Thermal Shutdown Temperature
T
SD
160
°C
Thermal Shutdown Hysteresis
T
SD_HYS
10
°C
Notes:
(1) The “Output Voltage Tolerance” includes output voltage accuracy, voltage drift over temperature and the line regulation.
(2) The negative current means the current flows through into the pin and the positive current means the current flows through out from the pin.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com