công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF12NM50N bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STF12NM50N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500V - 0.29Ω - 11A - TO-220 /FP- D2PAK - DPAK Second generation MDmesh™Power MOSFET
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF12NM50N bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STF12NM50N Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STF12NM50N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
STB12NM50N - STD12NM50N - STF12NM50N - STP12NM50N
Electrical characteristics
7/18
Figure 7.
Transconductance
Figure 8.
Static drain-source on resistance
Figure 9.
Gate charge vs gate-source voltage Figure 10. Capacitance variations
Figure 11. Normalized gate threshold voltage
vs temperature
Figure 12. Normalized on resistance vs
temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com