công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IDT74FCT540ATSOG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện IDT74FCT540ATSOG
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAST CMOS OCTAL BUFFER/LINE DRIVER
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

IDT74FCT540ATSOG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Integrated Device Technology

  IDT74FCT540ATSOG Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology IDT74FCT540ATSOG Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology IDT74FCT540ATSOG Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology IDT74FCT540ATSOG Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology IDT74FCT540ATSOG Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology IDT74FCT540ATSOG Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
INDUSTRIALTEMPERATURERANGE
6
IDT74FCT540AT/CT
FASTCMOSOCTALBUFFER/LINEDRIVER
ORDERING INFORMATION
XX
Temperature
Range
FCT
IDT
X
Package
X
Device
Type
SO
SOG
PY
PYG
Q
QG
Small Outline IC
SOIC - Green
Shrink Small Outline Package
SSOP - Green
Quarter-size Small Outline Package
QSOP - Green
540AT
540CT
Fast CMOS Octal Buffer/Line Driver
- 40°C to +85°C
74
CORPORATE HEADQUARTERS
for SALES:
for Tech Support:
6024 Silver Creek Valley Road
800-345-7015 or 408-284-8200
logichelp@idt.com
San Jose, CA 95138
fax: 408-284-2775
www.idt.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com