công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P4C150-35FMB bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Pyramid Semiconductor Corporation

tên linh kiện P4C150-35FMB
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA HIGH SPEED 1K X 4 RESETTABLE STATIC CMOS RAM
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PYRAMID [Pyramid Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pyramidsemiconductor.com
Logo PYRAMID - Pyramid Semiconductor Corporation

P4C150-35FMB bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Pyramid Semiconductor Corporation

Back Button P4C150-35FMB Datasheet HTML 3Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C150-35FMB Datasheet HTML 4Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C150-35FMB Datasheet HTML 5Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C150-35FMB Datasheet HTML 6Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C150-35FMB Datasheet HTML 7Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C150-35FMB Datasheet HTML 8Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C150-35FMB Datasheet HTML 9Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C150-35FMB Datasheet HTML 10Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C150-35FMB Datasheet HTML 11Page - Pyramid Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
P4C150
Page 9 of 11
Document # SRAM105 REV A
Pkg #
# Pins
Symbol
Min
Max
A
0.060
0.090
b
0.015
0.022
c
0.004
0.009
D
-
0.630
E
0.330
0.380
e
k
0.008
0.015
L
0.250
0.370
Q
0.026
0.045
S
-
0.085
S1
0.005
-
F3
24
0.050 BSC
CERPACK CERAMIC FLAT PACKAGE
Pkg #
# Pins
Symbol
Min
Max
A
0.060
0.075
A1
0.050
0.065
B1
0.022
0.028
D
0.342
0.358
D1
D2
D3
-
0.358
E
0.540
0.560
E1
E2
E3
-
0.558
e
h
j
L
0.045
0.055
L1
0.045
0.055
L2
0.075
0.095
ND
NE
0.020 REF
5
9
0.400 BSC
0.200 BSC
0.050 BSC
0.040 REF
L5
28
0.200 BSC
0.100 BSC
RECTANGULAR LEADLESS CHIP CARRIER



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com