công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P4C164-10LSCLF bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Pyramid Semiconductor Corporation

tên linh kiện P4C164-10LSCLF
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA HIGH SPEED 8K x 8 STATIC CMOS RAMS
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PYRAMID [Pyramid Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pyramidsemiconductor.com
Logo PYRAMID - Pyramid Semiconductor Corporation

P4C164-10LSCLF bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Pyramid Semiconductor Corporation

Back Button P4C164-10LSCLF Datasheet HTML 4Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C164-10LSCLF Datasheet HTML 5Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C164-10LSCLF Datasheet HTML 6Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C164-10LSCLF Datasheet HTML 7Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C164-10LSCLF Datasheet HTML 8Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C164-10LSCLF Datasheet HTML 9Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C164-10LSCLF Datasheet HTML 10Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C164-10LSCLF Datasheet HTML 11Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C164-10LSCLF Datasheet HTML 12Page - Pyramid Semiconductor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
P4C164
Page 8 of 16
Document # SRAM115 REV F
N/A = Not available
SELECTION GUIDE
The P4C164 is available in the following temperature, speed and package options. The P4C164L is available only over
the military temperature range.
ORDERING INFORMATION
8
10121520
253545
70
100
Plas tic DIP (300 m il)
-8PC
-10PC
-12PC
-15PC
-20PC
-25PC
-35PC
N/A
N/A
N/A
Plas tic DIP (600 m il)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-70P6C
-100P6C
Plas tic SOJ
-8JC
-10JC
-12JC
-15JC
-20JC
-25JC
-35JC
N/A
N/A
N/A
Plas tic SOP
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-70SNC
-100SNC
Industrial
Plas tic DIP (300 m il)
N/A
-10PI
-12PI
-15PI
-20PI
-25PI
-35PI
N/A
N/A
N/A
Plas tic DIP (600 m il)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-70P6I
-100P6I
Plas tic SOJ
N/A
-10JI
-12JI
-15JI
-20JI
-25JI
-35JI
N/A
N/A
N/A
Plas tic SOP
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-70SNI
-100SNI
Speed (ns)
Te mpera ture
Ra nge
Pa cka ge
Comm erc ial



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com