công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY7C0830AV-133AI bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện CY7C0830AV-133AI
Giải thích chi tiết về linh kiện  FLEx18??3.3V 64K/128K x 36 and 128K/256K x 18 Synchronous Dual-Port RAM
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CY7C0830AV-133AI bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Cypress Semiconductor

Back Button CY7C0830AV-133AI Datasheet HTML 17Page - Cypress Semiconductor CY7C0830AV-133AI Datasheet HTML 18Page - Cypress Semiconductor CY7C0830AV-133AI Datasheet HTML 19Page - Cypress Semiconductor CY7C0830AV-133AI Datasheet HTML 20Page - Cypress Semiconductor CY7C0830AV-133AI Datasheet HTML 21Page - Cypress Semiconductor CY7C0830AV-133AI Datasheet HTML 22Page - Cypress Semiconductor CY7C0830AV-133AI Datasheet HTML 23Page - Cypress Semiconductor CY7C0830AV-133AI Datasheet HTML 24Page - Cypress Semiconductor CY7C0830AV-133AI Datasheet HTML 25Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 28 page
background image
CY7C0837AV
CY7C0830AV/CY7C0831AV
CY7C0832AV/CY7C0833AV
Document #: 38-06059 Rev. *Q
Page 21 of 28
Readback State of Address Counter or Mask Register[42, 43, 44, 45]
Notes:
42. CE0 = OE = BE0 – BE1 = LOW; CE1 = R/W = CNTRST = MRST = HIGH.
43. Address in output mode. Host must not be driving address bus after tCKLZ in next clock cycle.
44. Address in input mode. Host can drive address bus after tCKHZ.
45. An * is the internal value of the address counter (or the mask register depending on the CNT/MSK level) being Read out on the address lines.
Switching Waveforms (continued)
CNTEN
CLK
tCH2
tCL2
tCYC2
ADDRESS
ADS
An
Qx-2
Qx-1
Qn
tSA tHA
tSAD tHAD
tSCN tHCN
LOAD
ADDRESS
EXTERNAL
tCD2
INTERNAL
ADDRESS
An+1
An+2
An
tCKHZ
DATAOUT
An*
Qn+3
Qn+1
Qn+2
An+3
An+4
tCKLZ
tCA2 or tCM2
READBACK
INTERNAL
COUNTER
ADDRESS
INCREMENT
EXTERNAL
A0–A16
[+] Feedback
[+] Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com