công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYQ28EB-100 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện BYQ28EB-100
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast Rectifier Diode
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

BYQ28EB-100 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  BYQ28EB-100 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited BYQ28EB-100 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Ultrafast Rectifier Diode
BYQ28EB-100
www.iscsemi.com
1
FEATURES
· Low Switching Losses
· Low Leakage Current
· Ultrafast recovery time
APPLICATIONS
· PFC
· Switched-mode power supplies
· High frequency circuits
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VRRM
VRWM
VR
Peak Reverse voltage
Crest Working Reverse Voltage
Continuous Reverse Voltage
100
V
IF(AV)
Average Rectified Forward
Current(both diodes conducting)
Square;δ = 0.5; TC ≤ 119 ˚C
10
A
IFSM
Non-repetitive Peak Surge Current per
Diode t=10ms
50
A
TJ
Max. Junction Temperature
150
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-40~150
℃
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case
Both diodes
3
℃
/W
2
2
3
1


Số phần tương tự - BYQ28EB-100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYQ28EB-100 VISHAY-BYQ28EB-100 Datasheet
158Kb / 5P
Dual Common Cathode Ultrafast Rectifier
07-Jan-08
More results

Mô tả tương tự - BYQ28EB-100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYT79-600 NXP-BYT79-600 Datasheet
68Kb / 9P
Rectifier diode ultrafast
Rev. 01 - 16 October 2007
BYT79X-600 NXP-BYT79X-600 Datasheet
78Kb / 9P
Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-29 October 2007
BYV25D-600 NXP-BYV25D-600 Datasheet
73Kb / 9P
Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
BYV25X-600 NXP-BYV25X-600 Datasheet
79Kb / 9P
Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-12 August 2008
BYV29G-600 NXP-BYV29G-600 Datasheet
167Kb / 11P
Ultrafast rectifier diode
Rev. 01-4 February 2010
BYT79-600 PHILIPS-BYT79-600_15 Datasheet
183Kb / 10P
Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
BYT79X-600 PHILIPS-BYT79X-600_15 Datasheet
187Kb / 10P
Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
BYV25D-600 PHILIPS-BYV25D-600_15 Datasheet
73Kb / 9P
Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
logo
WeEn Semiconductors
BYT79X-600 WEEN-BYT79X-600 Datasheet
357Kb / 10P
Rectifier diode ultrafast
BYV25X-600 WEEN-BYV25X-600 Datasheet
357Kb / 11P
Rectifier diode, ultrafast
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com