| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M65KG512AB bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M65KG512AB bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 54 page ![]() M65KG526AB DC and ac parameters 37/54 Figure 14. Read operation (Burst lengths = 2, 4 and 8, CAS latency = 3) Figure 15. Burst Terminate during Read operation NOP ACT NOP READ NOP Command K K Row Address Column Address A0-A12 BA0-BA1 DO0 DO1 UDQS, LDQS(1) DQ0-DQ15(1) DO0 DO1 UDQS, LDQS(2) DQ0-DQ15(2) DO2 DO3 DO0 DO1 UDQS, LDQS(2) DQ0-DQ15(2) DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 ai10552 Notes: 1. Burst Length = 2 2. Burst Length = 4 3. Burst Length = 8. 4. In all cases, CAS Latency = 3. tRPRE tRPST tAC tDQSCK t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 tRCD Command K K DO1 UDQS, LDQS DQ0-DQ15 READ BST NOP t0 t0.5 t1 t1.5 t2 t2.5 t3 t3.5 t4 t4.5 t5 t5.5 tBSTZ DO0 ai10585 |