| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CS8952 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Cirrus Logic |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CS8952 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Cirrus Logic |
|
5 / 81 page ![]() CS8952 CrystalLAN™ 100BASE-X and 10BASE-T Transceiver 5 DS206F1 Notes: 1. With digital outputs connected to CMOS loads. Output High Voltage (MII_DRV = 0) COL, CRS, MDIO, RXD[3:0], RX_CLK, RX_DV, RX_ER, TX_CLK IOH = -4.0mA VOH 2.4 - - V Input Low Voltage All Inputs Except AN[1:0], TCM, TXSLEW[1:0] VIL -- 0.8 V Input High Voltage All Inputs Except AN[1:0], TCM, TXSLEW[1:0] VIH 2.0 - - V Tri-Level Input Voltages AN[1:0], TCM, TXSLEW[1:0] VIL VIM VIH - 1/3 VDD_MII + 20% 2/3 VDD_MII + 20% - - - 1/3 VDD_MII - 20% 2/3 VDD_MII - 20% - V Input Low Current MDC, TXD[3:0], TX_CLK, TX_EN, TX_ER VI = 0.0V MDIO VI = 0.0V IIL -20 -3800 - - - - µA Input High Current MDC, TXD[3:0], TX_CLK, TX_EN, TX_ER VI = 5.0V MDIO VI = 5.0V IIH - - - - 200 20 µA Input Leakage Current All Other Inputs 0<=V<=VDD ILEAK -10 - +10 µA DC CHARACTERISTICS (CONTINUED) (Over recommended operating conditions) Parameter Symbol Min Typ Max Unit |