công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PXAS37KBA bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PXAS37KBA
Giải thích chi tiết về linh kiện  XA 16-bit microcontroller 32K/1K OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit A/D, low voltage 2.7 V.5.5 V, I2C, 2 UARTs, 16MB address range
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PXAS37KBA bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - NXP Semiconductors

Back Button PXAS37KBA Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors PXAS37KBA Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors PXAS37KBA Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors PXAS37KBA Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors PXAS37KBA Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors PXAS37KBA Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors PXAS37KBA Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors PXAS37KBA Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors PXAS37KBA Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 52 page
background image
Philips Semiconductors
Preliminary specification
XA-S3
XA 16-bit microcontroller
32 K/1 K OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit A/D, low voltage (2.7 V–5.5 V),
I2C, 2 UARTs, 16 MB address range
2000 Dec 01
44
tLHLL
tCHRL
tCHRH
tLLRL
tRLRH
tDVCH
tAVLL
tLLAX
tRLDV
tCHDX
tRHDZ
tCHDZ
tRHDX
tAVDVA
tDXUA
CLKOUT
ALE
RD
Multiplexed
Address and Data
Unmultiplexed
Address
A4–A11 or A4–A23
DATA IN*
A0 or A1–A3, A12–A23
*DATA IN is either D0–D7 or D0–D15, depending on the bus width (8 or 16 bits).
SU00944
Figure 28. External Data Memory Read Cycle (ALE Cycle)
tAVDVB
RD
Multiplexed
Address and Data
Unmultiplexed
Address
D0–D7
A0–A3, A12–A23
SU00950A
Figure 29. External Data Memory Read Cycle (Non-ALE Cycle)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com