công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PXAS30KBA bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PXAS30KBA
Giải thích chi tiết về linh kiện  XA 16-bit microcontroller 32K/1K OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit A/D, low voltage 2.7 V.5.5 V, I2C, 2 UARTs, 16MB address range
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PXAS30KBA bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  PXAS30KBA Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PXAS30KBA Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PXAS30KBA Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PXAS30KBA Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PXAS30KBA Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PXAS30KBA Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PXAS30KBA Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PXAS30KBA Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PXAS30KBA Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 52 page
background image
Philips Semiconductors
Preliminary specification
XA-S3
XA 16-bit microcontroller
32 K/1 K OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit A/D, low voltage (2.7 V–5.5 V),
I2C, 2 UARTs, 16 MB address range
2000 Dec 01
5
LOGIC SYMBOL
VDD
VSS
XTAL1
XTAL2
SDA
SCL
A/D
INPUTS
A21
A20
CEX4
CEX3
CEX2
CEX1
CEX0
ECI
AVDD
AVREF+
AVREF–
AVSS
CLKOUT
ALE
PSEN
RSTOUT
RST
EA/WAIT
TxD0
INT0
INT1
T0
T1/BUSW
WRL
RD
RxD0
A1
A2
A3
RxD1
TxD1
T2
T2EX
WRH/A0
A23
A22
SU00847A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52