| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PACE1754 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Pyramid Semiconductor Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PACE1754 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Pyramid Semiconductor Corporation |
|
7 / 20 page ![]() PACE1754 Page 7 of 20 Document # MICRO-5 REV C Case Outline: Pin Grid Array (Case Z) Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Terminal Number Symbol Number Symbol Number Symbol B1 VCC L5 SC1 D11 A3 B2 IB14 K5 SC0 D10 A4 C1 IB13 L6 VCC C11 A5 C2 IB12 K6 IOR C10 A6 D1 IB11 L7 IOW B11 A7 D2 IB10 K7 MEMR A10 GND E1 IB9 L8 MEMW B10 A8 E2 IB8 K8 M/ IO A9 A9 F1 EX RDY 1 L9 GND B9 A10 F2 IB7 K9 R/ W A8 A11 G1 IB6 L10 RDYD B8 A12 G2 IB5 K11 EX RDY A7 A13 H1 IB4 K10 STRB EN B7 A14 H2 IB3 J11 STRBD A6 A15 J1 IB2 J10 STRBA B6 GND J2 IB1 H11 CPU CLK A5 VCC K1 IB0 H10 TC B5 STRT ROM L2 GND G11 SC3 A4 INTA K2 SC2 G10 SC4 B4 EX AD ER L3 TIMER CLK F11 A0/EXT AD0 A3 ME PA ER K3 TEST END F10 A1/EXT AD1 B3 PARITY/IB16 L4 RESET E11 A2 A2 IB15 K4 TEST ON E10 GND TERMINAL CONNECTIONS |