| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LC291 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Seoul Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LC291 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Seoul Semiconductor |
|
8 / 14 page ![]() -8- SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD. 148-29, Kasan-Dong, Keumchun-Gu, Seoul, Korea TEL : 82-2-3281-6269 FAX : 82-2-857-5430 <050201> Rev. 0.0 LR530A 7. BIN CODE DESCRIPTION 1 1 A Forward Voltage Color Ranks Intensity BIN CODE 4000 3000 C 3000 2000 A Max. Min. BIN CODE Intensity (mcd) @ I F = 20mA 624 622 1 630 624 2 Max. Min. BIN CODE Dominant Wavelength (nm) @ I F = 20mA 2.4 2.2 2 2.2 2.0 1 Max. Min. BIN CODE Forward Voltage (V) @ I F = 20mA |