công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

40140 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - LEMO Connectors

tên linh kiện 40140
Giải thích chi tiết về linh kiện  S - Indoor Stepped Insert
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEMO [LEMO Connectors]
Trang chủ  https://www.lemo.com/en
Logo LEMO - LEMO Connectors

40140 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - LEMO Connectors

  40140 Datasheet HTML 1Page - LEMO Connectors 40140 Datasheet HTML 2Page - LEMO Connectors 40140 Datasheet HTML 3Page - LEMO Connectors 40140 Datasheet HTML 4Page - LEMO Connectors 40140 Datasheet HTML 5Page - LEMO Connectors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
https://www.lemo.com/int_en/solutions/originals/s-indoor-stepped-insert/era-2s-304-cla.html
LEMO products and services are provided “as is”. LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them,
express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO
components.
ERA.2S.304.CLA
Image for illustrative purpose only
Summary
Request a quote
Catalog
Number of contacts Low Voltage
4
Wire Size/AWG
28 - 20
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 13.60 mm
Size
2S
Suggested matching part
FFA.2S.304.CLLC42
Series
S - Indoor Stepped Insert


Số phần tương tự - 40140

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LEMO Connectors
40140 LEMO-40140 Datasheet
79Kb / 4P
B - Indoor keyed
40140 LEMO-40140 Datasheet
79Kb / 4P
B - Indoor keyed
40140 LEMO-40140 Datasheet
114Kb / 4P
B - Indoor keyed
40140 LEMO-40140 Datasheet
108Kb / 4P
B - Indoor keyed
40140 LEMO-40140 Datasheet
80Kb / 4P
B - Indoor keyed
More results

Mô tả tương tự - 40140

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
2-1103417-3 MACOM-2-1103417-3 Datasheet
207Kb / 1P
Female insert HA.16.BU.C/S
2-1103417-7 MACOM-2-1103417-7 Datasheet
207Kb / 1P
Female insert HA.16.BU.C/S
2-1103417-8 MACOM-2-1103417-8 Datasheet
207Kb / 1P
Female insert HA.16.BU.C/S
2-1103417-9 MACOM-2-1103417-9 Datasheet
207Kb / 1P
Female insert HA.16.BU.C/S
logo
PHOENIX CONTACT
1421608 PHOENIX-1421608 Datasheet
233Kb / 5P
Contact insert - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8
1421129 PHOENIX-1421129 Datasheet
236Kb / 5P
Contact insert - CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8
0913016 PHOENIX-0913016 Datasheet
59Kb / 3P
Fuse insert - S 2 A/380 V
09/11/2020
0913032 PHOENIX-0913032 Datasheet
58Kb / 3P
Fuse insert - S 6 A/380 V
09/11/2020
0913058 PHOENIX-0913058 Datasheet
58Kb / 3P
Fuse insert - S 16 A/380 V
09/11/2020
0913100 PHOENIX-0913100 Datasheet
59Kb / 3P
Fuse insert - S 63 A/380 V
09/11/2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com