công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMASH105SB7331MFCA18 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

tên linh kiện MMASH105SB7331MFCA18
Giải thích chi tiết về linh kiện  Medium-High Voltage Multilayer Ceramic Capacitors for Medical Devices classified as GHTF Class C (Japan Class III)
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Trang chủ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

MMASH105SB7331MFCA18 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  MMASH105SB7331MFCA18 Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc MMASH105SB7331MFCA18 Datasheet HTML 2Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc MMASH105SB7331MFCA18 Datasheet HTML 3Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Multi Layer Ceramic Capacitor -Electrical Characteristics Data-
22U1A07
RoHS compliance product
○MMASH105SB7331MFCA18_(HMK105B7331MV8FE)
100V 1005 X7R 330pF +/- 20% t=0.55mmMAX
100V 0402 X7R 330pF +/- 20% t=0.022inchMAX
部品特性は設置環境、測定条件等により変化する場合があります。本データをご使用される際は実際の製品特性に対する参考
データとしてご活用ください。また、本データは予告無く追加・削除及び変更を行う場合があります。ご注文の際は、納入仕様書の
ご確認をお願いします。
The data is reference only. Electrical characteristics vary depending on environment or measurement condition.
TAIYO YUDEN reserves the right to make change to the data at any time without notice.
Before making final selection, please check product specification.
10
100
1000
10000
100000
0.1
1
10
100
1000
10000
Frequency[MHz]
Capacitance Freq.
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
0
20
40
60
80
100
DC Bias Voltage[V]
DC Bias Char.
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
100000
0.1
1
10
100
1000
10000
Frequency[MHz]
Impedance,ESR Freq.
ESR
Z
-30
-20
-10
0
10
-55 -35 -15
5
25
45
65
85 105 125
Temperature[degreeC]
Capacitance Temp.



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com