công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC18F258-E/PSQTP bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC18F258-E/PSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40-Pin High-Performance, Enhanced Flash Microcontrollers with CAN Module
PDF  402 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC18F258-E/PSQTP bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - Microchip Technology

Back Button PIC18F258-E/PSQTP Datasheet HTML 95Page - Microchip Technology PIC18F258-E/PSQTP Datasheet HTML 96Page - Microchip Technology PIC18F258-E/PSQTP Datasheet HTML 97Page - Microchip Technology PIC18F258-E/PSQTP Datasheet HTML 98Page - Microchip Technology PIC18F258-E/PSQTP Datasheet HTML 99Page - Microchip Technology PIC18F258-E/PSQTP Datasheet HTML 100Page - Microchip Technology PIC18F258-E/PSQTP Datasheet HTML 101Page - Microchip Technology PIC18F258-E/PSQTP Datasheet HTML 102Page - Microchip Technology PIC18F258-E/PSQTP Datasheet HTML 103Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 402 page
background image
© 2006 Microchip Technology Inc.
DS41159E-page 97
PIC18FXX8
FIGURE 9-4:
RB7:RB4 PINS BLOCK
DIAGRAM
FIGURE 9-5:
RB1:RB0 PINS BLOCK
DIAGRAM
Data Latch
From other
RBPU(2)
P
VDD
I/O pin(1)
Q
D
CK
Q
D
CK
QD
EN
QD
EN
Data Bus
WR LATB
WR TRISB
Set RBIF
TRIS Latch
RD TRISB
RD PORTB
RB7:RB4 pins
Weak
Pull-up
Latch
TTL
Input
Buffer
ST
Buffer
RBx/INTx
Q3
Q1
RD LATB
or
WR PORTB
Note 1: I/O pins have diode protection to VDD and VSS.
2: To enable weak pull-ups, set the appropriate TRIS
bit(s) and clear the RBPU bit (INTCON2 register).
Data Latch
RBPU(2)
P
VDD
Q
D
CK
Q
D
CK
QD
EN
Data Bus
WR Port
WR TRIS
RD TRIS
RD Port
Weak
Pull-up
RBx/INTx
I/O pin(1)
TTL
Input
Buffer
Schmitt Trigger
Buffer
TRIS Latch
Note 1: I/O pins have diode protection to VDD and VSS.
2: To enable weak pull-ups, set the appropriate TRIS
bit(s) and clear the RBPU bit (INTCON2 register).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com