công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F685-I/P bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F685-I/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  20-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology
PDF  294 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F685-I/P bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F685-I/P Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology PIC16F685-I/P Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 294 page
background image
PIC16F631/677/685/687/689/690
DS41262D-page 12
© 2007 Microchip Technology Inc.
FIGURE 1-4:
PIC16F687/PIC16F689 BLOCK DIAGRAM
Power-up
Timer
Oscillator
Start-up Timer
Power-on
Reset
Watchdog
Timer
Brown-out
Reset
RB4
RB5
RB6
RB7
Flash
Program
Memory
13
Data Bus
8
14
Program
Bus
Instruction Reg
Program Counter
Direct Addr
7
RAM Addr
9
Addr MUX
Indirect
Addr
FSR Reg
STATUS Reg
MUX
ALU
W Reg
Instruction
Decode and
Control
Timing
Generation
OSC1/CLKI
OSC2/CLKO
PORTA
8
8
8
3
8-Level Stack (13-bit)
2K(1)/4K x 14
VDD
RA0
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
INT
Configuration
Internal
Oscillator
MCLR
Block
PORTC
RC0
RC1
RC2
RC3
RC4
RC5
RC6
RC7
PORTB
VSS
8
SDO
SDI/ SCK/
SS
Synchronous
Serial Port
SDA SCL
Data
EEPROM
256 Bytes
EEDAT
EEADR
RAM
File
Registers
128(1)/256 bytes
Note
1:
PIC16F687 only.
2
Timer0
Timer1
Analog Comparators
Analog-To-Digital Converter
C1IN- C1IN+ C1OUT
VREF
and Reference
C2IN- C2IN+ C2OUT
AN0 AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6
AN8 AN9 AN10 AN11
AN7
T1G
T1CKI
T0CKI
EUSART
TX/CK
Ultra Low-Power
Wake-up
ULPWU
RX/DT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com