công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F685-I/SOSQTP bảng dữ liệu(PDF) 259 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F685-I/SOSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  20-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology
PDF  294 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F685-I/SOSQTP bảng dữ liệu(HTML) 259 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F685-I/SOSQTP Datasheet HTML 255Page - Microchip Technology PIC16F685-I/SOSQTP Datasheet HTML 256Page - Microchip Technology PIC16F685-I/SOSQTP Datasheet HTML 257Page - Microchip Technology PIC16F685-I/SOSQTP Datasheet HTML 258Page - Microchip Technology PIC16F685-I/SOSQTP Datasheet HTML 259Page - Microchip Technology PIC16F685-I/SOSQTP Datasheet HTML 260Page - Microchip Technology PIC16F685-I/SOSQTP Datasheet HTML 261Page - Microchip Technology PIC16F685-I/SOSQTP Datasheet HTML 262Page - Microchip Technology PIC16F685-I/SOSQTP Datasheet HTML 263Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 259 / 294 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
DS41262D-page 257
PIC16F631/677/685/687/689/690
FIGURE 18-4:
MAXIMUM IDD vs. FOSC OVER VDD (HS MODE)
FIGURE 18-5:
TYPICAL IDD vs. VDD OVER FOSC (XT MODE)
Maximum IDD vs FOSC Over Vdd
HS Mode
3.5V
4.0V
4.5V
5.0V
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
4 MHz
10 MHz
16 MHz
20 MHz
FOSC
Typical: Statistical Mean @25°C
Maximum: Mean (Worst Case Temp) + 3
σ
(-40°C to 125°C)
3.0V
5.5V
XT Mode
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VDD (V)
Typical: Statistical Mean @25°C
Maximum: Mean (Worst Case Temp) + 3
σ
(-40°C to 125°C)
4 MHz
1 MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com