| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DDO-CJS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - DOMINANT Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DDO-CJS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - DOMINANT Semiconductors |
|
4 / 12 page ![]() Forward Current Vs Forward Voltage Forward Voltage, V 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Maximum Current Vs Temperature Ambient Temperature 0 20 40 60 80 100 0 5 10 15 20 25 30 Relative Intensity vs Wavelength Wavelength, nm 500 600 700 800 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 06/09/2006 V2.0 4 AlInGaP : DDx-xJS-I2 DOMINANT TM Semiconductors Innovating Illumination 0.2 70° 90° 80° 0 60° 50° 40° 30° 20° 0.6 0.4 1.0 0.8 10° 0° Radiation Pattern Yellow Orange Super Red |