công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F16-E/SSSQTP bảng dữ liệu(PDF) 111 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F16-E/SSSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  -bit Flash-based Microcontroller with A/D Converter and Enhanced Capture/Compare/PWM
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F16-E/SSSQTP bảng dữ liệu(HTML) 111 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F16-E/SSSQTP Datasheet HTML 107Page - Microchip Technology PIC16F16-E/SSSQTP Datasheet HTML 108Page - Microchip Technology PIC16F16-E/SSSQTP Datasheet HTML 109Page - Microchip Technology PIC16F16-E/SSSQTP Datasheet HTML 110Page - Microchip Technology PIC16F16-E/SSSQTP Datasheet HTML 111Page - Microchip Technology PIC16F16-E/SSSQTP Datasheet HTML 112Page - Microchip Technology PIC16F16-E/SSSQTP Datasheet HTML 113Page - Microchip Technology PIC16F16-E/SSSQTP Datasheet HTML 114Page - Microchip Technology PIC16F16-E/SSSQTP Datasheet HTML 115Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 111 / 136 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
DS41206B-page 109
PIC16F716
FIGURE 13-4:
MAXIMUM IDD vs. FOSC OVER VDD (HS MODE)
FIGURE 13-5:
TYPICAL IDD vs. VDD OVER FOSC (XT MODE)
Maximum IDD vs. FOSC Over Vdd
HS Mode
3.5V
4.0V
4.5V
5.0V
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
4 MHz
10 MHz
16 MHz
20 MHz
FOSC
Typical: Statistical Mean @25°C
Maximum: Mean (Worst-case Temp) + 3
σ
(-40°C to 125°C)
3.0V
5.5V
XT Mode
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VDD (V)
Typical: Statistical Mean @25°C
Maximum: Mean (Worst-case Temp) + 3
σ
(-40°C to 125°C)
4 MHz
1 MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com