công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F16-I/SSSQTP bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F16-I/SSSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  -bit Flash-based Microcontroller with A/D Converter and Enhanced Capture/Compare/PWM
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F16-I/SSSQTP bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F16-I/SSSQTP Datasheet HTML 42Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSSQTP Datasheet HTML 43Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSSQTP Datasheet HTML 44Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSSQTP Datasheet HTML 45Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSSQTP Datasheet HTML 46Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSSQTP Datasheet HTML 47Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSSQTP Datasheet HTML 48Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSSQTP Datasheet HTML 49Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSSQTP Datasheet HTML 50Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 136 page
background image
PIC16F716
DS41206B-page 44
© 2007 Microchip Technology Inc.
FIGURE 7-2:
ANALOG INPUT MODEL
FIGURE 7-3:
ADC TRANSFER FUNCTION
CPIN
VA
Rs
ANx
5 pF
VDD
VT = 0.6V
VT = 0.6V
ILEAKAGE(1)
RIC
≤ 1k
Sampling
Switch
SS Rss
CHOLD = 10 pF
VSS
6V
Sampling Switch
5V
4V
3V
2V
567 8 9 10 11
(k
Ω)
VDD
Legend: CPIN
VT
I LEAKAGE
RIC
SS
CHOLD
= Input Capacitance
= Threshold Voltage
= Leakage current at the pin due to
= Interconnect Resistance
= Sampling Switch
= Sample/Hold Capacitance
various junctions
RSS
Note 1: See Section 12.0 “Electrical Characteristics”.
FFh
FEh
FDh
FCh
04h
03h
02h
01h
00h
Full-Scale
FBh
1 LSB ideal
VSS
Zero-Scale
Transition
VDD/VREF+
Transition
1 LSB ideal
Full-Scale Range
Analog Input Voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com