công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LSF0102DCTR bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LSF0102DCTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  LSF0102 2 Channel Auto-Bidirectional Multi-Voltage Level Translator for Open-Drain and Push-Pull Applications
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LSF0102DCTR bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button LSF0102DCTR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments LSF0102DCTR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 42 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
6X
0.25
0.15
2X
1
4X
0.5
0.4 MAX
0.04
0.00
6X
0.27
0.17
0.54
2X
0.27
0.17
B
0.85
0.75
A
1.4
1.3
(0.102) TYP
4224755/B 10/2022
X2SON - 0.4 mm max height
DTM0008A
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD
PIN 1 INDEX AREA
SEATING PLANE
0.05 C
1
3
4
7
0.1
C B A
0.05
C
SYMM
SYMM
PIN 1 ID
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad(s) must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.
2
5
6
8
SCALE 12.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com