công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MVR21 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện MVR21
Giải thích chi tiết về linh kiện  Chip trimmer potentiometers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MVR21 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  MVR21 Datasheet HTML 1Page - Rohm MVR21 Datasheet HTML 2Page - Rohm MVR21 Datasheet HTML 3Page - Rohm MVR21 Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MVR21
Resistors
2/3
Reel
Taping
Compatible with JEITA standard "EIAJ ET-7200B"
(Unit : mm)
A0
B0
WF
E
P0
D0
K
2.45
± 0.1 3.2 ± 0.1
8.0
± 0.2 3.5 ± 0.05 1.75 ± 0.1
P1
4.0
± 0.1
P2
2.0
± 0.05
4.0
± 0.1
φ1.5 + 0.1
0
1.8 +
0
−0.1
AB
C
D
φ180
0
−3
φ60
9
± 1.0/−0
φ13 ± 0.2
+1
0
(Unit : mm)
ラベル
D
B
A
C
P1
A0
P2
P0
K
Dimensions (Unit: mm)
A
(B)
C
D
E
IJ
K
L
M
2.0
(1.35
±0.2) 1.5±0.2 2.85±0.15 0.4
F
N
1.35
G
0.75
1.0
±0.1 0.55±0.1 0.6±0.2 0.75±0.1 1.02±0.1 0.48±0.1
(Unit : mm)
+0.05
0
+0.05
0
+0.15
−0.05
+0.15
−0
Substrate
Resistance paste
Alumina substrate
Wiper
Thick film resistive element
Metal
2nd Terminal (T2)
Metal and Ni plating and Sn plating
1st,3rd Terminals (T1, T3) Metal and Ni plating and SnAgCu solder
Protective film
Insulator
Name of part
Material
H
0.9
±0.1
Equivalent circuit
T : terminal
T1
T3
T2
Packaging
①
②
③
④
⑤



Html Pages

1 2 3 4