công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC2066ISC6TRMPBF bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Analog Devices

tên linh kiện LTC2066ISC6TRMPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  10μA Supply Current, Low IB, Zero-Drift Operational Amplifier
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

LTC2066ISC6TRMPBF bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Analog Devices

Back Button LTC2066ISC6TRMPBF Datasheet HTML 22Page - Analog Devices LTC2066ISC6TRMPBF Datasheet HTML 23Page - Analog Devices LTC2066ISC6TRMPBF Datasheet HTML 24Page - Analog Devices LTC2066ISC6TRMPBF Datasheet HTML 25Page - Analog Devices LTC2066ISC6TRMPBF Datasheet HTML 26Page - Analog Devices LTC2066ISC6TRMPBF Datasheet HTML 27Page - Analog Devices LTC2066ISC6TRMPBF Datasheet HTML 28Page - Analog Devices LTC2066ISC6TRMPBF Datasheet HTML 29Page - Analog Devices LTC2066ISC6TRMPBF Datasheet HTML 30Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 30 page
background image
LTC2066/LTC2067/LTC2068
27
Rev. B
For more information www.analog.com
PACKAGE DESCRIPTION
RECOMMENDED SOLDER PAD PITCH AND DIMENSIONS
1.60 ±0.05
(4 SIDES)
2.10 ±0.05
3.50 ±0.05
0.70 ±0.05
0.25 ±0.05
0.50 BSC
PACKAGE OUTLINE
3.00 ±0.10
(4 SIDES)
NOTE:
1. DRAWING CONFORMS TO JEDEC PACKAGE OUTLINE MO-220 VARIATION (WEED-4)
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
4. DIMENSIONS OF EXPOSED PAD ON BOTTOM OF PACKAGE DO NOT INCLUDE
MOLD FLASH. MOLD FLASH, IF PRESENT, SHALL NOT EXCEED 0.15mm ON ANY SIDE
5. NiPdAu PPF TERMINAL FINISH
6. SHADED AREA IS ONLY A REFERENCE FOR PIN 1 LOCATION
ON THE TOP AND BOTTOM OF PACKAGE
PIN 1
TOP MARK
(NOTE 6)
0.40 ±0.10
BOTTOM VIEW—EXPOSED PAD
1.60 ±0.10
(4-SIDES)
0.75 ±0.05
R = 0.115
TYP
0.25 ±0.05
1
PIN 1 NOTCH R = 0.20 TYP
OR 0.25 × 45° CHAMFER
15 16
2
0.50 BSC
0.200 REF
0.00 – 0.05
(UD16 VAR BB) QFN 0119 REV Ø
UD Package
16-Lead Plastic QFN (3mm × 3mm)
(Reference LTC DWG # 05-08-1782 Rev Ø)
Exposed Pad Variation BB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com