| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LEBP0MQ bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEBP0MQ bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() LE B P0MQ DATASHEET DATASHEET 2 | Version 1.3 | 2022-08-01 OSRAM OSTAR® Projection Power LE B P0MQ OSRAM OSTAR Projection Power is a high luminance LED for projection applications. Applications - Projection & Display - Visualization Features - Package: OSTAR High Power Projection - Chip technology: UX:3 - Typ. Radiation: 120° (Lambertian emitter) - Color: λ dom = 456 nm (● blue) - ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2) Ordering Information Type Total radiant flux 1) Ordering Code I F = 6000 mA Φ e LE B P0MQ-DSEQ-23 5630 ... 8200 mW Q65113A0547 |