| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HZ2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HZ2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
4 / 7 page ![]() HZ Series REJ03G0180-0500 Rev.5.00 May 22, 2007 Page 4 of 6 (Ta = 25°C) Zener Voltage Reverse Current Dynamic Resistance VZ (V)* 1 Test Condition IR (µA) Test Condition rd (Ω) Test Condition Type Grade Min Max IZ (mA) Max VR (V) Max IZ (mA) A1 11.6 12.1 A2 11.9 12.4 A3 12.2 12.7 B1 12.4 12.9 B2 12.6 13.1 B3 12.9 13.4 C1 13.2 13.7 C2 13.5 14.0 HZ12 C3 13.8 14.3 5 1 9.5 35 5 1 14.1 14.7 2 14.5 15.1 HZ15 3 14.9 15.5 5 1 11.0 40 5 1 15.3 15.9 2 15.7 16.5 HZ16 3 16.3 17.1 5 1 12.0 45 5 1 16.9 17.7 2 17.5 18.3 HZ18 3 18.1 19.0 5 1 13.0 55 5 1 18.8 19.7 2 19.5 20.4 HZ20 3 20.2 21.1 2 1 15.0 60 2 1 20.9 21.9 2 21.6 22.6 HZ22 3 22.3 23.3 2 1 17.0 65 2 1 22.9 24.0 2 23.6 24.7 HZ24 3 24.3 25.5 2 1 19.0 70 2 1 25.2 26.6 2 26.2 27.6 HZ27 3 27.2 28.6 2 1 21.0 80 2 1 28.2 29.6 2 29.2 30.6 HZ30 3 30.2 31.6 2 1 23.0 100 2 1 31.2 32.6 2 32.2 33.6 HZ33 3 33.2 34.6 2 1 25.0 120 2 1 34.2 35.7 2 35.3 36.8 HZ36 3 36.4 38.0 2 1 27.0 140 2 Notes: 1. Tested with DC. 2. Type No. is as follows; HZ2B1, HZ2B2, HZ36-3. |