| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TDF8704 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDF8704 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - NXP Semiconductors |
|
17 / 20 page ![]() June 1994 17 Philips Semiconductors Product specification 8-bit high-speed analog-to-digital converter TDF8704 PACKAGE OUTLINE Fig.18 Plastic small outline package; 24 leads; large body; SOT137-1. Dimensions in mm. handbook, full pagewidth 7.6 7.4 10.65 10.00 A MBC235 - 1 0.3 0.1 2.45 2.25 1.1 0.5 0.32 0.23 1.1 1.0 0 to 8 o 2.65 2.35 detail A S 15.6 15.2 0.1 S 112 13 24 pin 1 index 0.9 0.4 (4x) 0.25 M (24x) 0.49 0.36 1.27 |