công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KBDELSS2.12 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện KBDELSS2.12
Giải thích chi tiết về linh kiện  The TOPLED E1608 expands ams OSRAM’s low power portfolio to meet the requirements in the field of illumination of switches and buttons in automotive interior applications.
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KBDELSS2.12 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button KBDELSS2.12 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KBDELSS2.12 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KBDELSS2.12 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KBDELSS2.12 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KBDELSS2.12 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KBDELSS2.12 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KBDELSS2.12 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KBDELSS2.12 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KBDELSS2.12 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
KB DELSS2.12
DATASHEET
DATASHEET
6 | Version 1.3 | 2024-06-19
Brightness Groups
Group
Luminous Intensity 1)
Luminous Intensity. 1)
Luminous Flux 7)
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
min.
max.
typ.
I
v
I
v
Φ
V
TH
330 mcd
390 mcd
1080 mlm
TI
390 mcd
450 mcd
1260 mlm
UG
450 mcd
520 mcd
1460 mlm
UH
520 mcd
610 mcd
1700 mlm
Forward Voltage Groups
Group
Forward Voltage 4)
Forward Voltage 4)
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
min.
max.
V
F
V
F
26
2.80 V
3.10 V
86
3.10 V
3.40 V
Wavelength Groups
Group
Dominant Wavelength 3)
Dominant Wavelength 3)
I
F = 20 mA
I
F = 20 mA
min.
max.
λ
dom
λ
dom
3
464 nm
468 nm
4
468 nm
472 nm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com