công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA9821 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA9821
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual channel TV FM intercarrier sound demodulator
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA9821 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA9821 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA9821 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA9821 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA9821 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA9821 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA9821 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA9821 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA9821 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA9821 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
1996 Nov 20
10
Philips Semiconductors
Product specification
Dual channel TV FM intercarrier
sound demodulator
TDA9821
TEST AND APPLICATION INFORMATION
Fig.5 Test circuit.
(1) See note 2 of Chapter “Characteristics”.
handbook, full pagewidth
12
16
3
15
4
MHA426
14
5
13
6
12
7
11
8
10
9
VP
10 nF
VAF2
TDA9821
2.2
nF
n.c.
VAF1
2.2 k
Ω
VAF2
VAF1
2.2 k
Ω
22
nF
22
nF
with 50
µs
de-emphasis
10
µF
2.2
nF
2.2
µF
2.2
µF
600
Ω
600
Ω
intercarrier
5.74 MHz
27 k
Ω
2.2
µF
without
de-emphasis
2.2 k
Ω
1.1 k
Ω
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
intercarrier
5.5 MHz
optional stereo
channel separation
adjustment
Rpot
Rs
2.2
µF
(1)
(1)
15 k
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com