công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISUM6071 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện ISUM6071
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Recovery Rectifier Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

ISUM6071 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  ISUM6071 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISUM6071 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISUM6071 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Fast Recovery Rectifier Diode
ISUM6071
www.iscsemi.com
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Tc=25℃ unless otherwise specified)
PACKAGE OUTLINE(UNIT: mm)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
VF
Diode Forward Voltage
IF=60A; TC=25℃
--
1.55
1.8
V
IF=60A; TC=125℃
--
1.4
-
IR
Reverse current
VR= 600V;TJ=25℃
--
--
0.05
mA
VR= 600V;TJ=150℃
--
--
3
trr
Reverse Recovery Time
IF = 1A;VR = 30V,
diF/dt = -200A/us
TJ= 25℃
--
32
--
ns



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com