công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R8C2H bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R8C2H
Giải thích chi tiết về linh kiện  MCU
PDF  67 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R8C2H bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R8C2H Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp R8C2H Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp R8C2H Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp R8C2H Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp R8C2H Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp R8C2H Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp R8C2H Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp R8C2H Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp R8C2H Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 67 page
background image
R8C/2H Group, R8C/2J Group
1. Overview
Rev.1.00
Mar 28, 2008
Page 6 of 341
REJ09B0388-0100
1.3
Block Diagram
Figure 1.3 shows a Block Diagram of R8C/2H Group and Figure 1.4 shows a Block Diagram of R8C/2J Group.
Figure 1.3
Block Diagram of R8C/2H Group
R8C/Tiny Series CPU core
Memory
Watchdog timer
(15 bits)
ROM(1)
RAM(2)
Multiplier
R0H
R0L
R1H
R2
R3
R1L
A0
A1
FB
SB
USP
ISP
INTB
PC
FLG
I/O ports
NOTES:
1. ROM size varies with MCU type.
2. RAM size varies with MCU type.
System clock
generation circuit
High-speed on-chip oscillator
Low-Speed on-chip oscillator
XCIN-XCOUT
Timers
Timer RA (8 bits)
Timer RB (8 bits)
Timer RE (8 bits)
Timer RF (16 bits)
UART or
clock synchronous serial I/O
(8 bits
× 2 channels)
LIN module
(1 channel)
8
Port P1
2
Port P3
2
Port P4
3
Port P6
Peripheral functions
Voltage detection circuit
(3 circuits)
Comparator
(2 circuits)
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com