công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F212ACSDFP bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F212ACSDFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  MCU
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F212ACSDFP bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F212ACSDFP Datasheet HTML 47Page - Renesas Technology Corp R5F212ACSDFP Datasheet HTML 48Page - Renesas Technology Corp R5F212ACSDFP Datasheet HTML 49Page - Renesas Technology Corp R5F212ACSDFP Datasheet HTML 50Page - Renesas Technology Corp R5F212ACSDFP Datasheet HTML 51Page - Renesas Technology Corp R5F212ACSDFP Datasheet HTML 52Page - Renesas Technology Corp R5F212ACSDFP Datasheet HTML 53Page - Renesas Technology Corp R5F212ACSDFP Datasheet HTML 54Page - Renesas Technology Corp R5F212ACSDFP Datasheet HTML 55Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 58 page
background image
R8C/2A Group, R8C/2B Group
4. Special Function Registers (SFRs)
Rev.2.00
Nov 26, 2007
Page 31 of 580
REJ09B0324-0200
Table 4.10
SFR Information (10)(1)
NOTE:
1.
The blank regions are reserved. Do not access locations in these regions.
Address
Register
Symbol
After reset
0240h
0241h
0242h
0243h
0244h
0245h
0246h
0247h
0248h
0249h
024Ah
024Bh
024Ch
024Dh
024Eh
024Fh
0250h
0251h
0252h
0253h
0254h
0255h
0256h
0257h
0258h
0259h
025Ah
025Bh
025Ch
025Dh
025Eh
025Fh
0260h
0261h
0262h
0263h
0264h
0265h
0266h
0267h
0268h
0269h
026Ah
026Bh
026Ch
026Dh
026Eh
026Fh
0270h
0271h
0272h
0273h
0274h
0275h
0276h
0277h
0278h
0279h
027Ah
027Bh
027Ch
027Dh
027Eh
027Fh



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com