công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IPD50P04P4-13 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

tên linh kiện IPD50P04P4-13
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-channel Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Trang chủ  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

IPD50P04P4-13 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

  IPD50P04P4-13 Datasheet HTML 1Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED IPD50P04P4-13 Datasheet HTML 2Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED IPD50P04P4-13 Datasheet HTML 3Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED IPD50P04P4-13 Datasheet HTML 4Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED IPD50P04P4-13 Datasheet HTML 5Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
TO-252 Package Information
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Symbol
Min.
Max.
Min.
Max.
A
2.200
2.400
0.087
0.094
A1
0.000
0.127
0.000
0.005
b
0.660
0.860
0.026
0.034
c
0.460
0.580
0.018
0.023
D
6.500
6.700
0.256
0.264
D1
5.100
5.460
0.201
0.215
D2
4.830 TYP.
0.190 TYP.
E
6.000
6.200
0.236
0.244
e
2.186
2.386
0.086
0.094
L
9.800
10.400
0.386
0.409
L1
2.900 TYP.
0.114 TYP.
L2
1.400
1.700
0.055
0.067
L3
1.600 TYP.
0.063 TYP.
L4
0.600
1.000
0.024
0.039
Φ
1.100
1.300
0.043
0.051
θ
0°
8°
0°
8°
h
0.000
0.300
0.000
0.012
V
5.350 TYP.
0.211 TYP.
www.bychip.cn
IPD50P04P4-13
v5.0



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com