công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA9143 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA9143
Giải thích chi tiết về linh kiện  I2C-bus controlled, alignment-free PAL/NTSC/SECAM decoder/sync processor
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA9143 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  TDA9143 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TDA9143 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TDA9143 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TDA9143 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TDA9143 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA9143 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA9143 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA9143 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA9143 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 40 page
background image
1996 Jan 17
3
Philips Semiconductors
Preliminary specification
I2C-bus controlled, alignment-free
PAL/NTSC/SECAM decoder/sync processor
TDA9143
QUICK REFERENCE DATA
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
VCC
positive supply voltage
7.2
8.0
8.8
V
ICC
supply current
50
60
70
mA
VCVBS(p-p)
CVBS input voltage (peak-to-peak value)
top sync-white
−
1.0
1.43
V
VY(p-p)
luminance input voltage
(peak-to-peak value)
top sync-white
−
1.0
1.43
V
VC(p-p)
chrominance burst input voltage
(peak-to-peak value)
−
0.3
0.6
V
VY(out)
luminance black-white output voltage
−
1.0
−
V
VU(out)(p-p)
U output voltage (peak-to-peak value)
standard colour bar
−
1.33
−
V
VV(out)(p-p)
V output voltage (peak-to-peak value)
standard colour bar
−
1.05
−
V
VSC(bl)
sandcastle blanking voltage level
2.2
2.5
2.8
V
VSC(clamp)
sandcastle clamping voltage level
4.2
4.5
4.8
V
VVA
VA output voltage
4.0
5.0
5.5
V
VHA
HA output voltage
4.0
5.0
5.5
V
VLLC(p-p)
LLC output voltage amplitude
(peak-to-peak value)
250
500
−
mV
VR,G,B(p-p)
RGB input voltage (peak-to-peak value)
0 to 100% saturation
−
0.7
1.0
V
Vclamp(I/O)
clamping pulse input/output voltage
−
5.0
−
V
Vsub(p-p)
subcarrier output voltage amplitude
(peak-to-peak value)
150
200
300
mV
VOPORT
port output voltage
4.0
5.0
5.5
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com