công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD708SQ/883B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD708SQ/883B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultralow Offset Voltage Dual Op Amp
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD708SQ/883B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD708SQ/883B Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD708SQ/883B Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD708SQ/883B Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD708SQ/883B Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD708SQ/883B Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD708SQ/883B Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD708SQ/883B Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD708SQ/883B Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD708SQ/883B Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
AD708
Data Sheet
Rev. D | Page 4 of 16
AD708J/AD708A
AD708B
AD708S
Parameter
Conditions
Min1
Typ
Max1
Min1
Typ
Max1
Min1
Typ
Max1
Unit
OUTPUT VOLTAGE
RLOAD ≥ 10 kΩ
13.5
14
13.5
14.0
13.5
14
±V
RLOAD ≥ 2 kΩ
12.5
13.0
12.5
13.0
12.5
13
±V
RLOAD ≥ 1 kΩ
12.0
12.5
12.0
12.5
12.0
12.5
±V
TMIN to TMAX
12.0
13.0
12.0
13.0
12.0
13
±V
OPEN-LOOP OUTPUT RESISTANCE
60
60
60
Ω
POWER SUPPLY
Quiescent Current
4.5
5.5
4.5
5.5
4.5
5.5
mA
Power Consumption
VS = ±15 V
135
165
135
165
135
165
mW
VS = ±3 V
12
18
12
18
12
18
mW
Operating Range
±3
±18
±3
±18
±3
±18
V
1
All min and max specifications are guaranteed. Specifications in boldface are tested on all production units at final electrical test. Results from those tests are used to
calculate outgoing quality levels.
2
Input offset voltage specifications are guaranteed after five minutes of operation at TA = 25°C.
3
Matching is defined as the difference between parameters of the two amplifiers.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com