công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5065EBZ bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5065EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fully Accurate 12-/14-/16-Bit VOUT DAC SPI Interface 2.7 V to 5.5 V in a TSSOP
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5065EBZ bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5065EBZ Datasheet HTML 23Page - Analog Devices EVAL-AD5065EBZ Datasheet HTML 24Page - Analog Devices EVAL-AD5065EBZ Datasheet HTML 25Page - Analog Devices EVAL-AD5065EBZ Datasheet HTML 26Page - Analog Devices EVAL-AD5065EBZ Datasheet HTML 27Page - Analog Devices EVAL-AD5065EBZ Datasheet HTML 28Page - Analog Devices EVAL-AD5065EBZ Datasheet HTML 29Page - Analog Devices EVAL-AD5065EBZ Datasheet HTML 30Page - Analog Devices EVAL-AD5065EBZ Datasheet HTML 31Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 33 page
background image
Preliminary Technical Data
AD5025/45/65
Table 9. DCEN (Daisy-Chain Enable) Register
(DB1)
(DB0)
Action
0
0
Standalone mode (default)
1
0
DCEN mode
Table 10. 32-Bit Input Shift Register Contents for Daisy-Chain Enable and Reference Set-Up Function
MSB
LSB
DB31 to DB28
DB27
DB26
DB25
DB24
DB23
DB22
DB21
DB20
DB2 to DB19
DB1
DB0
X
1
0
0
0
X
X
X
X
X
1/0
1/0
Don’t cares
Command bits (C3 to C0)
Address bits (A3 to A0)
Don’t cares
DCEN
register
Table 11. Modes of Operation
DB9
DB8
Operating Mode
0
0
Normal operation
Power-down modes
0
1
1 kΩ to GND
1
0
100 kΩ to GND
1
1
Three-state
Table 12. 32-Bit Input Shift Register Contents for Power-Up/Power-Down Function
MSB
LSB
DB31 to
DB28
DB27
DB26
DB25
DB24
DB23
DB22
DB21
DB20
DB10 to
DB19
DB9
DB8
DB4 to
DB7
DB3
DB2
DB1
DB0
X
0
1
0
0
X
X
X
X
X
PD1
PD0
X
X
X
DAC B
DAC A
Don’t
Command bits (C2 to C0)
Address bits (A3 to A0)—
Don’t
Power-down
Don’t
Power-down/power-up channel selection—
cares
don’t cares
cares
mode
cares
set bit to 1 to select
Figure 47. Output Stage During Power-Down
Rev. PrB | Page 27 of 3
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com