công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA8768H/4 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA8768H/4
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-bit high-speed Analog-to-Digital Converter ADC
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA8768H/4 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA8768H/4 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA8768H/4 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA8768H/4 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA8768H/4 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA8768H/4 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA8768H/4 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA8768H/4 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors TDA8768H/4 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors TDA8768H/4 Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 20 page
background image
1998 Aug 26
12
Philips Semiconductors
Preliminary specification
12-bit high-speed Analog-to-Digital
Converter (ADC)
TDA8768
Fig.3 Timing diagram.
handbook, full pagewidth
sample N
+ 1
sample N
CLK
MGR472
sample N
+ 2
VI
DATA
D0 to D11
th
td
tds
tCLKH
tCLKL
HIGH
LOW
50 %
HIGH
LOW
50 %
DATA
N
+ 1
DATA
N
DATA
N
− 1
DATA
N
− 2
Fig.4 Timing diagram and test conditions of 3-state output delay time.
fCE = 100 kHz.
handbook, full pagewidth
MBG856
50 %
50 %
HIGH
LOW
tdZH
tdHZ
50 %
HIGH
LOW
tdZL
tdLZ
10 %
90 %
output
data
0 V
VCCD
output
data
3.3 k
Ω
15 pF
S1
VCCD
TDA8768
CE
CE
TEST
dLZ
t
dZL
t
dHZ
t
dZH
S1
CCD
V
CCD
V
DGND
DGND
t



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com